| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R2000G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R2000G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rectron Semiconductor |
|
4 / 5 page ![]() PACKAGING OF DIODE AND BRIDGE RECTIFIERS AMMO PACK PACKAGE PACKING CODE REEL ( EA ) COMPONENT SPACE(mm) (mm) (mm) TAPE SPACE BOX SIZE CARTON SIZE(mm) CARTON ( EA ) GROSS WEIGHT (Kg) DO-41 DO-41 -F -E 3,000 3,000 5.0 5.0 52 26 255*73*100 256*48*94 400*268*225 365*270*217 30,000 42,000 13.0 12.41 BULK PACK PACKAGE DO-41 EA PER BOX INNER BOX SIZE (mm) CARTON SIZE (mm) EA PER CARTON GROSS WEIGHT(Kg) 1,000 194*75*21 415*220*255 50,000 16.2 PACKING CODE -B REEL PACK PACKAGE GROSS WEIGHT(Kg) EA PER REEL COMPONENT SPACE TAPE SPACE (mm) CARTON SIZE (mm) (mm) EA PER CARTON REEL DIA DO-41 5,000 5.0 52 330 355*350*335 20,000 10.49 -T PACKING CODE (mm) EA PER BOX 5,000 INNER |