công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R2000FG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện R2000FG
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED HIGH VOLTAGE FAST RECOVERY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 2000 Volts CURRENT 0.5 Ampere
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

R2000FG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rectron Semiconductor

  R2000FG Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor R2000FG Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor R2000FG Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor R2000FG Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor R2000FG Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
PACKAGING OF DIODE AND BRIDGE RECTIFIERS
AMMO PACK
PACKAGE
PACKING
CODE
REEL
( EA )
COMPONENT
SPACE(mm)
(mm)
(mm)
TAPE SPACE
BOX SIZE
CARTON
SIZE(mm)
CARTON
( EA )
GROSS
WEIGHT (Kg)
DO-41
DO-41
-F
-E
3,000
3,000
5.0
5.0
52
26
255*73*100
256*48*94
400*268*225
365*270*217
30,000
42,000
13.0
12.41
BULK PACK
PACKAGE
DO-41
EA PER BOX
INNER BOX SIZE
(mm)
CARTON SIZE
(mm)
EA PER CARTON
GROSS
WEIGHT(Kg)
1,000
194*75*21
415*220*255
50,000
16.2
PACKING CODE
-B
REEL PACK
PACKAGE
GROSS
WEIGHT(Kg)
EA PER
REEL
COMPONENT
SPACE
TAPE SPACE
(mm)
CARTON SIZE
(mm)
(mm)
EA PER
CARTON
REEL DIA
DO-41
5,000
5.0
52
330
355*350*335
20,000
10.49
-T
PACKING
CODE
(mm)
EA PER
BOX
5,000
INNER



Html Pages

1 2 3 4 5