công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSS8D3M6HM3/I bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSS8D3M6HM3/I
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface-Mount TMBS® (Trench MOS Barrier Schottky) Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VSS8D3M6HM3/I bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  VSS8D3M6HM3/I Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VSS8D3M6HM3/I Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VSS8D3M6HM3/I Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VSS8D3M6HM3/I Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VSS8D3M6HM3/I Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
VSS8D3M6
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 21-Jan-2019
3
Document Number: 87412
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Maximum Forward Current Derating Curve
Fig. 2 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
10
100
1000
10000
0
1
2
3
4
0
25
50
75
100
125
150
175
Axis Title
Mount Temperature (°C)
T
M measured at cathode
terminal mount typical values
R
thJM = 12.0 °C/W
R
thJA = 120 °C/W
10
100
1000
10000
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Axis Title
Average Forward Current (A)
D = 0.1
D = 0.2
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.8
D = 1.0
D = tp/T
T
tp
10
100
1000
10000
0.1
1
10
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Axis Title
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
J = 100 °C
T
J = 125 °C
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
T
J = -40 °C
T
J = 175 °C
10
100
1000
10000
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
20
40
60
80
100
Axis Title
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = -40 °C
T
J = 25 °C
T
J = 175 °C
10
100
1000
10000
10
100
1000
0.1
1
10
100
Axis Title
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
Axis Title
t - Pulse Duration (s)
Junction-to-ambient



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com