công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MM16F70KC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - MacMic

tên linh kiện MM16F70KC
Giải thích chi tiết về linh kiện  700V 16A FRED
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACMIC [MacMic]
Trang chủ  https://macmicst.com.tw
Logo MACMIC - MacMic

MM16F70KC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - MacMic

  MM16F70KC Datasheet HTML 1Page - MacMic MM16F70KC Datasheet HTML 2Page - MacMic MM16F70KC Datasheet HTML 3Page - MacMic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Figure1. Forward Voltage Drop vs Forward Current
Figure2. Reverse Recovery Time vs diF/dt
MM16F70KC
0
4
8
12
16
0
0.5
11.522.5
0
50
100
150
200
250
300
100
200
300
400
500
8
10
12
diF/dt(A/μs)
VF(V)
25°C
125°C
25°C
125°C
125°C
600
800
125°C
2
Figure3. Reverse Recovery Current vs diF/dt
Figure4. Reverse Recovery Charge vs diF/dt
0
2
4
6
8
100
200
300
400
500
0
2
4
6
8
10
25
50
75
100 125 150 175
DC
TC(℃)
diF/dt(A/μs)
25°C
0
200
400
100
200
300
400
500
diF/dt(A/μs)
25°C
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10
2
Figure5.Forward current vs.Case temperature
Figure6. Transient Thermal Impedance
TC(℃)
Rectangular Pulse Duration (seconds)
2



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com