công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SBSI-B-AF-R3B-F6-NR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện SBSI-B-AF-R3B-F6-NR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Code Reader
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

SBSI-B-AF-R3B-F6-NR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  SBSI-B-AF-R3B-F6-NR Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. SBSI-B-AF-R3B-F6-NR Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Code Reader
SBSI-B-AF-R3B-F6-NR
Part number: 8058719
Data sheet
Feature
Value
Type code
SBSI
Wavelength
880 nm
KC characters
KC EMC
Vision sensor version
Code reader
CE marking (see declaration of conformity)
As per EU EMC directive
Certification
RCM compliance mark
c UL us - Listed (OL)
Working distance
6 mm - infinite
Focal length
6 mm
Field of view
min. 5 x 4 mm
Focus setting
With adjusting screw
Lens attachment
Integrated optics
Lighting type
Integrated
Type of light
Infrared
LED
Sensor type
Monochrome
Sensor resolution
736 x 480 pixels (WideVGA)
Frame rate (full image)
50 fps
Max. no. of inspection programs/jobs
255
Max. number of test criteria/detectors
255
Function of detectors/characteristics
EAN
UPC
RSS
2/5 interleaved
2/5 Industrial
Code 39
Code 93
Code 128
GS1
Pharma code
Codabar
ECC200
QR code
PDF 417
Typical cycle time
1D bar code: 30 ms
2D code: 40 ms
Information on Ethernet, connection technology
Socket
M12
4-pin
Ethernet, data transmission speed
100 Mbit/s
6/1/21 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
1/2


Số phần tương tự - SBSI-B-AF-R3B-F6-NR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
SBSI-B-AF-R3B-F6-R FESTO-SBSI-B-AF-R3B-F6-R Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
SBSI-B-AF-R3B-F6-W FESTO-SBSI-B-AF-R3B-F6-W Datasheet
84Kb / 2P
Code Reader
More results

Mô tả tương tự - SBSI-B-AF-R3B-F6-NR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
2930232 FESTO-2930232 Datasheet
84Kb / 2P
Code Reader
2930233 FESTO-2930233 Datasheet
84Kb / 2P
Code Reader
2930235 FESTO-2930235 Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
2930237 FESTO-2930237 Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
2930239 FESTO-2930239 Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
2930240 FESTO-2930240 Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
8058715 FESTO-8058715 Datasheet
84Kb / 2P
Code Reader
8058717 FESTO-8058717 Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
8058722 FESTO-8058722 Datasheet
92Kb / 2P
Code Reader
8058723 FESTO-8058723 Datasheet
83Kb / 2P
Code Reader
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com