công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8022752 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 8022752
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pressure sensor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

8022752 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Festo Corporation.

  8022752 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. 8022752 Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Feature
Value
Materials in contact with the media
High-alloy stainless steel
Sealing ring material
NBR
Display type
4-character alphanumeric
LED display
Displayable unit(s)
MPa
bar
kPa
kg/cm²
psi
Switching status indication
LED red
Setting options
Via display and pushbuttons
Protection against tampering
PIN code
Setting range threshold value
0.5 % ... 100 %
Setting range hysteresis
0.5 % ... 99.5 %
Degree of protection
IP65
IP67
Corrosion resistance class (CRC)
4 - Particularly high corrosion stress
5/27/21 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
2/2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com