công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WRS2-5DB-R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện WRS2-5DB-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Output Plug-in Signal Conditioners W-UNIT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

WRS2-5DB-R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  WRS2-5DB-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. WRS2-5DB-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. WRS2-5DB-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MODEL: WRS2
WRS2 SPECIFICATIONS
ES-2215 Rev.6 Page 3/3
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL DIMENSIONS & TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
50 (1.97)
72 (2.83)
107 (4.21)
136 (5.35)
[3.3 (.13)]
60 (2.36)
72 (2.83)
7.8 (.31)
CLAMP
(top & bottom)
DIN RAIL
35mm wide
2–4.5 (.18) dia.
MTG HOLE
25 (.98) deep
14–M3.5
SCREW
• When mounting, no extra space is needed between units.
12
5
6
14
11
1
10
15
4
3
2
7
9
8
SCHEMATIC CIRCUITRY & CONNECTION DIAGRAM
A
B
B
4
12
RTD
5
Base Socket
2
Burnout
Linearizer
2mA
2mA
Differential
Amplifier
+
–
U(+)
V(–)
POWER
7
14
+
–
OUTPUT 1
1
11
+
–
9
15
Isolation
S
Z
Output
Driver
S
Z
Output
Driver
OUTPUT 2
3
6
8
10
Reference
Resistor
Specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3