công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRT2011DAF5A bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PRT2011DAF5A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1064 Crossover Processors for Industrial Products
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PRT2011DAF5A bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - NXP Semiconductors

Back Button PRT2011DAF5A Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF5A Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 113 page
background image
i.MX RT1064 Crossover Processors for Industrial Products, Rev. 2, 08/2020
60
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
Figure 33. SPDIF_SR_CLK timing diagram
Figure 34. SPDIF_ST_CLK timing diagram
4.8
Analog
The following sections provide information about analog interfaces.
4.8.1
DCDC
Table 53 introduces the DCDC electrical specifications.
SPDIF_SR_CLK high period
srckph
16.0
—
ns
SPDIF_SR_CLK low period
srckpl
16.0
—
ns
Modulating Tx clock (SPDIF_ST_CLK) period
stclkp
40.0
—
ns
SPDIF_ST_CLK high period
stclkph
16.0
—
ns
SPDIF_ST_CLK low period
stclkpl
16.0
—
ns
Table 53. DCDC electrical specifications
Mode
Buck mode, one output
Notes
Input voltage
3.3 V
Min = 2.8 V, Max = 3.6 V
Output voltage
1.1 V
Configurable 0.8 - 1.575 with 25 mV one step
in Run mode
Max loading
500 mA
—
Loading in low power modes
200
A ~ 30 mA
—
Table 52. SPDIF timing parameters (continued)
Characteristics
Symbol
Timing Parameter Range
Unit
Min
Max
SPDIF_SR_CLK
(Output)
VM
VM
srckp
srckph
srckpl
SPDIF_ST_CLK
(Input)
VM
VM
stclkp
stclkph
stclkpl



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com