công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAE bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAE bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAE Datasheet HTML 18Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 19Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 20Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 21Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 22Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 23Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 24Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 25Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAE Datasheet HTML 26Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 86 page
background image
NUC029xEE
Apr 09, 2020
Page 22 of 86
Rev 1.03
5
BLOCK DIAGRAM
5.1 NuMicro
® NUC029LEE/NUC029SEE Block Diagram
ARM
Cortex-M0
72MHz
Memory
APROM
128 KB
DataFlash
Configurable
SRAM
16 KB
Timer/PWM
Analog Interface
32-bit Timer x 4
RTC
PWM/Capture
Timer x 6
Watchdog Timer
12-bit ADC x 12
Power Control
Clock Control
LDO
Power On Reset
LVR
Brownout
Detection
High Speed
Oscillator
48 MHz
High Speed
Crystal Osc.
4 ~ 24 MHz
High Speed
Oscillator
22.1184 MHz
PLL
Connectivity
I/O Ports
General Purpose
I/O
Reset Pin
External Interrupt
Low Speed
Crystal Osc.
32.768 KHz
LDROM
8 KB
USB PHY
AHB Bus
APB Bus
Bridge
PDMA
UART x 3
I
2C x 2
SPI x 2
USB
Low Speed
Oscillator
10 kHz
Figure 5.1-1 NuMicro
® NUC029LEE/NUC029SEE Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com