| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HM1521 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HM1521 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
3 / 11 page ![]() 1521 第 3页 极限值:除非另外说明,在推荐的结温范围内,标注的电压值都是相对于地而言的。 参数名称 条件 最小 最大 单位 电压范围 IN -0.3 7 V DP1输出电压,DM1输出电压 -0.3 5.8 DP1 输入电压,DM1 输入电压 -0.3 5.8 连续陷电流输出 DP1输入电压,DM1输入电压 35 mA 连续源电流输出 DP1 输出电压,DM1 输出电压 35 mA 工作结温范围 Tj -40 125 ℃ 贮存温度范围 Tstg -65 150 ℃ ESD 电压(人体模式) 8000 V *工作强度超过以上所列的极限值可能会导致器件永久损坏。以上参数只是极限参数,在器件正常功能性 的使用中,我们不建议使用以上的极限条件或者其它的超过推荐工作范围的条件。长时间地处于以上极限 值条件下有可能会影响器件的可靠性。 热参数信息 参数名称 符号 DBV 单位 结温和环境温度间的热阻 θJA 179.9 ℃ /W 结温和封装外壳表面(顶部)温度间的热阻 θJCtop 117.5 结温和主板温度间的热阻 θJB 41.9 结到封装外壳顶部的表征参数 ψJT 17.2 结到主板间的表征参数 ψJB 41.5 结温和封装外壳背面温度间的热阻 θJCbot N/A 推荐工作范围: 除非特殊说明,电压以 GND作为参考点,流进PIN脚的为正向电流。 参数名称 符号 最小 最大 单位 IN管脚输入电压 VIN 4.5 5.5 V DP1数据端口输入电压 VDP1 0 5.5 V DM1数据端口输入电压 VDM1 0 5.5 V DP1数据端口持续性的源陷电流 IDP1 ±10 mA DM1数据端口持续性的源陷电流 IDM1 ±10 mA 工作结温 TJ -40 125 ℃ 1521 |