công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KWMS-2G-F/Q bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện KWMS-2G-F/Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plug-in Signal Conditioners K-UNIT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

KWMS-2G-F/Q bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  KWMS-2G-F/Q Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. KWMS-2G-F/Q Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. KWMS-2G-F/Q Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MODEL: KWMS
KWMS SPECIFICATIONS
ES-3553 Rev.9 Page 3/3
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL DIMENSIONS & TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
50 (1.97)
103 (4.06)
132 (5.20)
• When mounting, no extra space is needed between units.
5
6
7
8
2
1
11
10
[3.3 (.13)]
40 (1.57)
50 (1.97)
7.8 (.31)
CLAMP
(top & bottom)
DIN RAIL
35mm wide
2–4.5 (.18) dia.
MTG HOLE
25 (.98) deep
11–M3.5
SCREW
3
9
4
SCHEMATIC CIRCUITRY & CONNECTION DIAGRAM
Base Socket
Low Drift
Amplifier
3
S
Z
4
5
3
2
1
POTENTIOMETER
max.
min.
6
Reference Volt.
Generator
U(+)
V(–)
POWER
7
8
+
–
+
–
OUTPUT 1
1
2
+
–
10
11
Isolation
Output
Driver
Output
Driver
OUTPUT 2
9
Specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3