công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM7850PR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM7850PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5A Low Power LDO
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7850PR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM7850PR Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7850PR Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
(3) Input Transient Response
(4) Load Transient Response
VIN
VOUT
VIN=5V~12V
VOUT=4.0V
IOUT=50mA
VIN
VOUT
VIN=12V~5V
VOUT=4.0V
IOUT=50mA
VIN=6.0V
VOUT=4.0V
IOUT=1mA~300mA
VIN=6.0V
VOUT=4.0V
IOUT=300mA~1mA
IOUT
VOUT
VOUT
IOUT
9
HM78XX
0.5A Low Power LDO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com