công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM7828PG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM7828PG
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5A Low Power LDO
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7828PG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM7828PG Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7828PG Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Typical Application
VOUT
VIN
GND
10uF -
Cin
+
VIN
GND
+ Cout
VOUT
- 10uF
Note1: Cin=Cout=10uF. (10uF Electrolytic capacitor is recommended).
Note2: If the input and output capacitors are ceramic, add a resistor at the input, as follows.
VOUT
VIN
GND
10uF
Cin
VIN
GND
Cout
VOUT
Re
10uF
Note: Re= (1.2~1.8)Ω.
5 VOUT
1 VIN
2 GND
10uF
Cin
GND
Cout
VOUT
10uF
3 CE
Re
Ce
0.1uF
VIN
Note1:Input capacitor
CIN=10uF.
Note2:Ouput capacitor COUT=10uF/6.8uF(1uF Tantalum capacitor or 6.8uF ceramic capacitor is
recommended).
Note3:The CE port is recommended to connect the current limiting resistor Re. The recommended
resistance is 10K~47K. When the input voltage is larger than or equal to 12V, it is recommended to add a
0.01uF capacitor Ce.
7
HM78XX
0.5A Low Power LDO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com