công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2REB-RC1-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện M2REB-RC1-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super-mini Signal Conditioners Mini-M Series
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

M2REB-RC1-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

  M2REB-RC1-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. M2REB-RC1-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. M2REB-RC1-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. M2REB-RC1-R Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
MODEL: M2REB
M2REB SPECIFICATIONS
ES-5097 Rev.11 Page 4/4
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm (inch)
5
9
21.5 (.85)
86.7 (3.41)
7.3 (.29)
15 (.59)
6 (.23)
DIN RAIL
35mm wide
[4 (.16)]
8–M3
SCREW
23 (.91)
2–4.2x5
(.17x.20)
MTG HOLE
6 (.24) deep
116.7 (4.59)
• When mounting, no extra space is needed between units.
1
4
8
12
14 13
TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
5
8
9
12
14 13
INPUT RESISTOR
(model: REM2)
Input shunt resistor attached
for current input.
1
4
SCHEMATIC CIRCUITRY & CONNECTION DIAGRAM
+
–
Isolation
Base Socket
S
Z
1
Low Drift
Amplifier
Output
Driver
OUTPUT
4
5
8
9
12
U(+)
V(–)
POWER
13
14
+
–
*
*Input shunt resistor attached for current input.
INPUT
R
Digital
Computation
UP/DOWN
SW
RATIO/BIAS
SELECTOR
Ratio/Bias
Display
Specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4