công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF3425QDBVRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện REF3425QDBVRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF34-Q1 Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage References
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF3425QDBVRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments REF3425QDBVRQ1 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 38 page
background image
8 Typical Characteristics (continued)
at TA = 25°C, VIN = VEN = 12 V, IL = 0 mA, CL = 10 µF, CIN = 0.1 µF (unless otherwise noted)
250µs/div
10mA/div
20mV/div
ILOAD
VOUT
+10mA
-10mA
+10mA
(CL = 10µF, IOUT = 10mA)
D010
Figure 8-13. Load Transient
250µs/div
4V/div
15mV/div
VIN
VOUT
(CL = 1µF)
D011
Figure 8-14. Line Transient
250µs/div
4V/div
5mV/div
VIN
VOUT
(CL = 10µF)
D011
Figure 8-15. Line Transient
Temperature (°C)
-40
-15
10
35
60
85
110 125
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
D013
Figure 8-16. Quiescent Current Shutdown Mode
Thermal Hysteresis - Cycle 1 (ppm)
0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
D016
Figure 8-17. Thermal Hysteresis Distribution (Cycle 1) - DBV
Package
Thermal Hysteresis - Cycle 2 (ppm)
0
5%
10%
15%
20%
25%
30%
D016
Figure 8-18. Thermal Hysteresis Distribution (Cycle 2) - DBV
Package
www.ti.com
REF34-Q1
SBAS901C – JULY 2018 – REVISED OCTOBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
9
Product Folder Links: REF34-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com