công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMXD0210 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện LMXD0210
Giải thích chi tiết về linh kiện  N and P-Channel MOSFETS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LMXD0210 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LMXD0210 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LMXD0210 Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Package Outline Dimensions
Package Outline Dimensions For DFN3.3×3.3-8L
顶视图
(Top View)
背视图
(Bottom View)
侧视图
(Side View)
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.650
0.850
0.026
0.033
A1
0.152 REF.
0.006 REF.
A2
0~0.05
0~0.002
D
2.900
3.100
0.114
0.122
D1
0.935
1.135
0.037
0.045
D2
0.280
0.480
0.011
0.019
E
2.900
3.100
0.114
0.122
E1
3.150
3.450
0.124
0.136
E2
1.535
1.935
0.060
0.076
b
0.200
0.400
0.008
0.016
e
0.550
0.750
0.022
0.030
L
0.300
0.500
0.012
0.020
L1
0.180
0.480
0.007
0.019
L2
0~0.100
0~0.004
L3
0~0.100
0~0.004
H
0.315
0.515
0.012
0.020
θ
9°
13°
9°
13°
LMXD0210
Rev 2.0 :
www.leiditech.com
12.01.2019
8/8
Shanghai Leiditech Electronic Co.,Ltd
Email: sale1@leiditech.com
Tel : +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com