công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APM2607 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APM2607
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APM2607 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Anpec Electronics Coropration

  APM2607 Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APM2607 Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Copyright  ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.1 - Jun., 2003
www.anpec.com.tw
2
APM2607
Notes
a
: Pulse test ; pulse width
≤300µs, duty cycle ≤ 2%
b
: Guaranteed by design, not subject to production testing
Absolute Maximum Ratings (Cont.) (T
A = 25°C unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Rating
Unit
T
A=25
°C
1.25
P
D
Maximum Power Dissipation
T
A=100
°C
0.5
W
T
J
Maximum Junction Temperature
150
°C
T
STG
Storage Temperature Range
-55 to 150
°C
R
θjA
Thermal Resistance – Junction to Ambient
100
°C/W
APM2607
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Static
BVDSS
Drain-Source Breakdown
Voltage
VGS=0V , IDS=-250
µA
-30
V
IDSS
Zero Gate Voltage Drain
Current
VDS=-24V , VGS=0V
-1
µA
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS , IDS=-250
µA
-1
-1.5
-2
V
IGSS
Gate Leakage Current
VGS=
±20V , VDS=0V
±100
nA
VGS=-10V , IDS=-3A
100
120
RDS(ON)a
Drain-Source On-state
Resistance
VGS=-4.5V , IDS=-2.5A
140
170
m
Ω
VSDa
Diode Forward Voltage
ISD=-1.25A , VGS=0V
-0.7
-1.3
V
Dynamicb
Qg
Total Gate Charge
813
Qgs
Gate-Source Charge
1.9
Qgd
Gate-Drain Charge
VDS=-15V , IDS=-3A
VGS=-10V
1.1
nC
td(ON)
Turn-on Delay Time
10
20
Tr
Turn-on Rise Time
820
td(OFF)
Turn-off Delay Time
25
50
Tf
Turn-off Fall Time
VDD=-15V , IDS=-1A ,
VGEN=-10V , RG=6
Ω
RL=15
Ω
515
ns
Ciss
Input Capacitance
550
Coss
Output Capacitance
120
Crss
Reverse Transfer Capacitance
VGS=0V
VDS=-25V
Frequency=1.0MHz
75
pF
Electrical Characteristics (T
A = 25°C unless otherwise noted)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com