công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RDS-16S-7229-R-SMT-TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - CUI INC

tên linh kiện RDS-16S-7229-R-SMT-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ROTARY DIP SWITCH
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUI [CUI INC]
Trang chủ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

RDS-16S-7229-R-SMT-TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - CUI INC

  RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 1Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 2Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 3Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 4Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 5Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 6Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 7Page - CUI INC RDS-16S-7229-R-SMT-TR Datasheet HTML 8Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
cuidevices.com
CUI Devices
│ SERIES: RDS-7229-SMT │ DESCRIPTION: ROTARY DIP SWITCH
date 12/11/2020
│ page 7 of 8
PACKAGING (TAPE & REEL)
units: mm
Reel Size: Ø330 mm
QTY:
Flat actuator models: 1,300 pcs/reel
Raised actuator models: 800 pcs/reel
FLAT ACTUATOR MODELS
RAISED ACTUATOR MODELS
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com