công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC431ILPRAG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SC431ILPRAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Precision References
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SC431ILPRAG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button SC431ILPRAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor SC431ILPRAG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
TL431A, B Series, NCV431A, B Series, SCV431A
www.onsemi.com
9
Figure 26. Voltage Monitor
Figure 27. Single−Supply Comparator with
Temperature−Compensated Threshold
Vth = Vref
V+
Vout
Vin
R1
R3
V+
Vout
R2
R4
l
L.E.D. indicator is `on' when V+ is between the
upper and lower limits.
LowerLimit
+ 1 ) R1
R2
V
ref
UpperLimit
+ 1 ) R3
R4
V
ref
Vin
Vout
< Vref
V+
> Vref ≈ 2.0 V
Figure 28. Linear Ohmmeter
Figure 29. Simple 400 mW Phono Amplifier
* Thermalloy
* THM 6024
* Heatsink on
* LP Package
*
Tl = 330 to 8.0 W
8.0
W
+
-
LM11
2.0 mA
25 V
25 V
-5.0 V
Vout
Range
V
1.0 M
W
V
100 k
W
V
V
1.0 k
W
RX
5.0 M
1%
500 k
1%
50 k
1%
5.0 k
1%
47 k
Tone
0.05
mF
470
mF
Volume
1N5305
1.0
mF
TI
360 k
330
56 k
10 k
25 k
38 V
+
10 k
W
10 k
Calibrate
Rx + Vout D
W
V
Range



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com