công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431CLPREG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện TL431CLPREG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Precision References
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

TL431CLPREG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button TL431CLPREG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor TL431CLPREG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
TL431A, B Series, NCV431A, B Series, SCV431A
www.onsemi.com
7
Input
Output
t, TIME (
ms)
Pulse
Generator
f = 100 kHz
0
8.0
4.0
20
0
16
2.0
3.0
12
0
1.0
5.0
Figure 14. Pulse Response
Figure 15. Stability Boundary Conditions
50
220 Output
GND
Input
Monitor
TA = 25°C
TA = 25°C
C
A
B
CL, LOAD CAPACITANCE
120
80
100
60
0
140
1.0 nF
100
mF
1.0
mF
10
mF
Stable
Stable
40
20
10 nF
100 nF
A
B
D
Unstable
Area
Programmed
VKA(V)
A
B
C
D
Vref
5.0
10
15
Figure 16. Test Circuit For Curve A
of Stability Boundary Conditions
Figure 17. Test Circuit For Curves B, C, And D
of Stability Boundary Conditions
V+
IK
150
IK
V+
150
CL
10 k
CL
Figure 18. Shunt Regulator
Figure 19. High Current Shunt Regulator
V+
Vout
R1
V+
Vout
R1
R2
R2
Vout + 1 )
R1
R2
V
ref
Vout + 1 )
R1
R2
V
ref
TYPICAL APPLICATIONS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com