| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CTH-5FC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CTH-5FC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd. |
|
3 / 4 page ![]() MODEL: CTH CTH SPECIFICATIONS ES-1909 Rev.9 Page 3/4 https://www.m-system.co.jp/ EXTERNAL VIEW Zero Adjustment Input Filter Selector (OFF) (ON) 4 Hz – 200 kHz 4 Hz – 2 kHz Span Adjustment EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm [inch] 3 4 5 6 2 1 8 7 50 [1.97] 107 [4.21] 127 [5] (3.3 [.13]) 40 [1.57] 50 [1.97] 7.8 [.31] CLAMP (top & bottom) DIN RAIL 35mm wide 2–4.5 [.18] dia. MTG HOLE 15 [.59] deep 8–M3.5 SCREW • When mounting, no extra space is needed between units. TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm [inch] 5 6 2 1 8 7 3 4 CT PROTECTOR (model: CTM) |