công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAP-D2-L bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện FAP-D2-L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Space-saving Plug-in Signal Conditioners F-UNIT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

FAP-D2-L bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  FAP-D2-L Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. FAP-D2-L Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. FAP-D2-L Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. FAP-D2-L Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MODEL: FAP
FAP SPECIFICATIONS
ES-1451 Rev.11 Page 3/4
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm (inch)
1
2
3
4
7
6
8
5
26 (1.02)
15
(.59)
2–4.5 (.18)
HOLE
15 (.59) deep
8–M3.5
SCREW
7.8 (.31)
107 (4.21)
DIN RAIL
35mm wide
[3.3 (.13)]
CLAMP
(top & bottom)
137 (5.39)
•When mounting, no extra space is needed between units.
26 (1.02)
TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
3
4
7
6
8
5
1
2
INPUT RESISTOR
(model: REM)
Input shunt resistor attached
for current input.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com