công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3S7A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG

tên linh kiện 3S7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W Single Output - Fixed Input - Isolated & Unregulated
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GAPTEC [GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG]
Trang chủ  https://gaptec-electronic.com/
Logo GAPTEC - GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG

3S7A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG

  3S7A Datasheet HTML 1Page - GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG 3S7A Datasheet HTML 2Page - GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG 3S7A Datasheet HTML 3Page - GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
3S7A_1.5UP Series
3W Single Output - Fixed Input - Isolated & Unregulated
SIP PACKAGE
GAPTEC-Electronic GmbH & Co. KG
sales@gaptec-electronic.com – www.gaptec-electronic.com
Page 2 of 3
3S7A_1.5UP – Rev. 2017-1.1
Specifications subject to change without notice.
Part Number
Input Voltage [V]
Output Voltage [VDC]
Current [mA, max]
Efficiency [%, typ]
Load regulation [%, max]
3S7A_0305S1.5UP
3.3
5
600
78
7.4
3S7A_0503S1.5UP
5
3.3
909
80
8.0
3S7A_0505S1.5UP
5
5
600
83
7.4
3S7A_0509S1.5UP
5
9
333
86
6.1
3S7A_0512S1.5UP
5
12
250
87
5.1
3S7A_0515S1.5UP
5
15
200
87
4.5
3S7A_0524S1.5UP
5
24
125
87
4.5
3S7A_1203S1.5UP
12
3.3
909
80
8.0
3S7A_1205S1.5UP
12
5
600
83
4.8
3S7A_1209S1.5UP
12
9
333
87
3.2
3S7A_1212S1.5UP
12
12
250
88
2.9
3S7A_1215S1.5UP
12
15
200
88
2.5
3S7A_12124S1.5UP
12
24
125
87
4.5
3S7A_1505S1.5UP
15
5
600
80
7.4
3S7A_1515S1.5UP
15
15
200
80
2.5
3S7A_2403S1.5UP
24
3.3
909
76
7.4
3S7A_2405S1.5UP
24
5
600
83
6.5
3S7A_2409S1.5UP
24
9
333
83
3.2
3S7A_2412S1.5UP
24
12
250
84
2.9
3S7A_2415S1.5UP
24
15
200
84
2.5
3S7A_24124S1.5UP
24
24
125
87
4.5
3S7A_4805S1.5UP
48
5
600
83
6.5
3S7A_4812S1.5UP
48
12
250
83
2.9
Typical characteristics
Efficiency
5V Input Voltage
Temperature derating graph
12V Input Voltage
Tolerance envelopes



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com