| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM79C031A bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C031A bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Advanced Micro Devices |
|
39 / 48 page ![]() SLAC Products 39 35. Read R Filter Coefficients (8Bh) 36. Write Echo Path Gain (8Ch) The equation for the Echo Path Gain is defined as: 37. Read Echo Path Gain (8Dh) 38. Write Error Level Threshold (8Eh) The equation for the Error Level Threshold is defined as: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Command 10001011 Output Data Byte 1 C40 m40 C30 m30 Output Data Byte 2 C20 m20 C10 m10 Output Data Byte 3 C41 m41 C31 m31 Output Data Byte 4 C21 m21 C11 m11 Output Data Byte 5 C42 m42 C32 m32 Output Data Byte 6 C22 m22 C12 m12 Output Data Byte 7 C43 m43 C33 m33 Output Data Byte 8 C23 m23 C13 m13 Output Data Byte 9 C44 m44 C34 m34 Output Data Byte 10 C24 m24 C14 m14 Output Data Byte 11 C45 m45 C35 m35 Output Data Byte 12 C25 m25 C15 m15 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Command 10001100 Input Data Byte 1 C80 m80 C70 m70 Input Data Byte 2 C60 m60 C50 m50 Input Data Byte 3 00000000 Input Data Byte 4 00000011 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Command 10001101 Output Data Byte 1 C80 m80 C70 m70 Output Data Byte 2 C60 m60 C50 m50 Output Data Byte 3 00000000 Output Data Byte 4 00000011 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Command 10001110 Input Data Byte 1 C20 m20 C10 m10 EPG 1 C50 +2 m50 – • 1C60 2 m60 – 1C70 2 m70 – • 1C80 2 m80 – • + () + [] • + {} = ELT C10 2 m10 – • 1C20 2 m20 – • + () = |