công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G15M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện G15M
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

G15M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  G15M Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd G15M Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2013. 04. 03
2/2
Revision No : 0
G15A ~ G15M
■
Characteristics(Typical)
0
20
40
60
80
100
0.01
0.1
1.0
10
100
Voltage(%)
Tj=25℃
FIG4:Typical Reverse Characteristics
0
0
Ta℃)
FIG1:Io-Ta Curve
160
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Load
40
80
120
0.5
1.0
1.5
1
0
2
5
10
20
50
100
10
FIG2:Surge Forward Current Capadility
Number of Cycles
20
30
40
50
60
70
H
Sin
e
E M
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.01
0.02
0.05
VF(V)
FIG3: Forward Voltage
0.1
1
2
4
6
0.5
Ta=25℃



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com