công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-AG64 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Broadcom Corporation.

tên linh kiện HLMP-AG64
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Optical Performance Red Green and Blue New 5mm Mini Oval LEDs
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOARDCOM [Broadcom Corporation.]
Trang chủ  http://www.broadcom.com
Logo BOARDCOM - Broadcom Corporation.

HLMP-AG64 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Broadcom Corporation.

Back Button HLMP-AG64 Datasheet HTML 4Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 5Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 6Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 7Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 8Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 9Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 10Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 11Page - Broadcom Corporation. HLMP-AG64 Datasheet HTML 12Page - Broadcom Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
Example of Wave Soldering Temperature Profile for TH LED
Recommended solder:
Sn63 (Leaded solder alloy)
SAC305 (Lead free solder alloy)
Flux: Rosin flux
Solder bath temperature: 255°C ± 5°C
(maximum peak temperature = 260°C)
Dwell time: 3.0 sec - 5.0 sec
(maximum = 5sec)
Note: Allow for board to be sufficiently
cooled to room temperature before
exerting mechanical force.
60 sec Max
TIME (sec)
260°C Max
105°C Max
Ammo Packs Drawing
6.35 ± 1.30
0.250 ± 0.051
9.125 ± 0.625
0.3595 ± 0.0245
18.00 ± 0.50
0.7085 ± 0.0195
12.70 ± 0.30
0.500 ± 0.012
20.5 ± 1.00
0.8070 ± 0.0394
12.70 ± 1.00
0.500 ± 0.039
CATHODE
VIEW A - A
0.70 ± 0.20
0.276 ± 0.0075
4.00 ± 0.20
0.1575 ± 0.0075
TYP.
Note: All dimensions in millimeters (inches)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com