công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3232EEUE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện LM3232EEUE
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V single power supply, dual channels, 짹15KV ESD protection, 120kbps transmission rate, RS232 transceiver
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3232EEUE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM3232EEUE Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232EEUE Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
无负载供电电流
Isup
2
mA
(如无另外说明,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃,电容 C1~C4=0.1uF 测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
逻辑控制低电平
VTTIN_L
T1IN、T2IN 端口
0.8
V
逻辑控制高电平
VTTIN_H
T1IN、T2IN 端口
2
V
逻辑控制迟滞
T1IN、T2IN 端口
0.3
V
输入逻辑电流
ITIN
T1IN、T2IN 端口
±1
uA
(如无另外说明,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃,电容 C1~C4=0.1uF 测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
接收器输出低电平
VROL
IOUT=1.6mA,
VCC=5V 或 3.3V
0.4
V
接收器输出高电平
VROH
IOUT=-0.5mA,
VCC=5V 或 3.3V
VCC-0.6
VCC-0.1
V
(如无另外说明,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃,电容 C1~C4=0.1uF 测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
接收器输入范围
VRIN
-25
+25
V
接收器输入低阈值
VRIL
VCC=3.3V
0.6
1.1
V
供电电流
逻辑输入电学特性
接收器输出电特性
接收器输入电特性
具有±15KV ESD 保护,120kbps 通迅速率,RS232 收发器
3.3V 单电源供电双通道,
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
4/11
LM3232EEUE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com