công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DTC114YM bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện DTC114YM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

DTC114YM bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  DTC114YM Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd DTC114YM Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd DTC114YM Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd DTC114YM Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd DTC114YM Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
110
100
10
100
1000
110
100
10
100
1000
0.00.4
0.81.2
1.6
0.01
0.1
1
10
0
4
8
12
16
20
0
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
OFF Characteristics
ON Characteristics
Ta=25
oC
T
a
=100
oC
V
O
=0.3V
OUTPUT CURRENT
I
O
(mA)
T
a
=25
oC
T
a
=100
oC
V
O
=5V
G
I
——
I
O
OUTPUT CURRENT
I
O
(mA)
V
O
——
I
O
T
a
=25
oC
T
a
=100
oC
I
O
/I
I
=20
OUTPUT CURRENT
I
O
(mA)
T
a
=100
oC
T
a
=25
oC
V
CC
=5V
INPUT VOLTAGE
V
I
(V)
f=1MHz
T
a
=25
oC
C
O
——
V
R
REVERSE BIAS VOLTAGE
V
R
(V)
DTC114YM
P
D
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE
T
a
(
oC)
Typical Characteristics
DTC114YM
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2019
3/5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com