công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-ED25-RU000 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Broadcom Corporation.

tên linh kiện HLMP-ED25-RU000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Optical Performance AlInGaP II LED Lamps
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOARDCOM [Broadcom Corporation.]
Trang chủ  http://www.broadcom.com
Logo BOARDCOM - Broadcom Corporation.

HLMP-ED25-RU000 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Broadcom Corporation.

Back Button HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 4Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 5Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 6Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 7Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 8Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 9Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 10Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 11Page - Broadcom Corporation. HLMP-ED25-RU000 Datasheet HTML 12Page - Broadcom Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
8
Figure 6. Representative Spatial Radiation Pattern for 23° Viewing Angle Lamps.
Figure 3. Relative Luminous Intensity vs. Forward
Current.
Figure 4. Maximum Forward Current vs. Ambient Tem-
perature. Derating Based on TJMAX = 130°C.
Figure 5. Representative Spatial Radiation Pattern for 15° Viewing Angle Lamps.
Figure 2b. Forward Current vs. Forward Voltage.
1.0
0
VF – FORWARD VOLTAGE – V
2.5
100
40
30
1.5
2.0
60
3.0
10
20
50
RED
70
80
90
AMBER
0
0
FORWARD CURRENT – mA
40
2.0
1.5
1.0
0.5
20
50
2.5
10
30
AMBER
RED & RED-ORANGE
0
0
TA – AMBIENT TEMPERATURE – C
40
80
50
45
35
25
15
5
55
40
30
20
10
20
60
100
120
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-100
-50
050
100
0
ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-100
-50
050
100
0
ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com