công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR10100CTF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SHIKUES Electronics

tên linh kiện MBR10100CTF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
Trang chủ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics

MBR10100CTF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SHIKUES Electronics

  MBR10100CTF Datasheet HTML 1Page - SHIKUES Electronics MBR10100CTF Datasheet HTML 2Page - SHIKUES Electronics MBR10100CTF Datasheet HTML 3Page - SHIKUES Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2.0
4.0
6.0
0.0
20
40
60
80
100 120
Fig.1 TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Case Temperature (
°C)
Fig.4 Typical Junction Capacitance
Reverse Voltage (V)
10
0.1
10
100
500
20
100
1
1000
T =25
J
°C
40~45V
60~200V
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surage Current
Number of Cycles at 60Hz
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
40
00
100
160
20
60
120
140
80
0.01
100
1
10
100
Fig.6- Typical Transient Thermal Impedance
t, Pulse Duration
(sec)
0.1
1
10
140 160 180
Fig.2 Typical Reverse Characteristics
20
40
60
80
0
Percent of Rated Peak Reverse Voltage
(%)
100
0.001
0.01
0.1
1.0
10
100
T =25
J
°C
T =100
J
°C
40~100V
150~200V
8.0
10
Fig.3 Typical Forward Characteristic(per leg)
Instaneous Forward Voltage (V)
0.1
0
0.3
1
10
0.6
0.9
1.2
20
40~45V
60V
100V
150V
200V
T =25
J
°C
MBR1040CT/TF THRU MBR10200CT/TF
2 of 3
REV.08



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com