công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(PDF) 223 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28375DPZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(HTML) 223 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 218Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 219Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 220Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 221Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 222Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 223Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 224Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 225Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 226Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 223 / 226 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
1.4 MAX
TYP
0.45
0.35
14.4
TYP
14.4 TYP
0.8 TYP
0.8 TYP
337X
0.55
0.45
B
16.1
15.9
A
16.1
15.9
(0.8) TYP
(0.8) TYP
NFBGA - 1.4 mm max height
ZWT0337A
PLASTIC BALL GRID ARRAY
4223381/A 02/2017
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
13 14 15 16 17 18 19
BALL A1 CORNER
SEATING PLANE
BALL TYP
0.12 C
0.15
C A B
0.05
C
SYMM
SYMM
BALL A1 CORNER
W
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
T
U
V
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
12
SCALE 0.950



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com