| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SSWM41DI2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Seoul Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSWM41DI2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Seoul Semiconductor |
|
10 / 22 page ![]() www.seoulsemicon.com Product Data Sheet SSWM41DI2 –Side View LED 11 Rev1.0, November 22, 2019 Color Bin Structure Fig 11. CIE Chromaticity Diagram Table 5. Color Rank Rank x1 y1 x2 y2 Rank x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x3 y3 x4 y4 A20 0.2640 0.2420 0.2685 0.2495 A30 0.2680 0.2380 0.2723 0.2453 0.2723 0.2453 0.2680 0.2380 0.2760 0.2410 0.2720 0.2340 B20 0.2685 0.2495 0.2730 0.2570 B30 0.2723 0.2453 0.2765 0.2525 0.2765 0.2525 0.2723 0.2453 0.2800 0.2480 0.2760 0.2410 C20 0.2730 0.2570 0.2775 0.2645 C30 0.2765 0.2525 0.2808 0.2598 0.2808 0.2598 0.2765 0.2525 0.2840 0.2550 0.2800 0.2480 D20 0.2775 0.2645 0.2820 0.2720 D30 0.2808 0.2598 0.2850 0.2670 0.2850 0.2670 0.2808 0.2598 0.2880 0.2620 0.2840 0.2550 E20 0.2820 0.2720 0.2865 0.2795 E30 0.2850 0.2670 0.2893 0.2743 0.2893 0.2743 0.2850 0.2670 0.2920 0.2690 0.2880 0.2620 F20 0.2865 0.2795 0.2910 0.2870 F30 0.2893 0.2743 0.2935 0.2815 0.2935 0.2815 0.2893 0.2743 0.2960 0.2760 0.2920 0.2690 G20 0.2910 0.2870 0.2950 0.2940 G30 0.2935 0.2815 0.2975 0.2885 0.2975 0.2885 0.2935 0.2815 0.3000 0.2830 0.2960 0.2760 H20 0.2950 0.2940 0.2990 0.3010 H30 0.2975 0.2885 0.3015 0.2955 0.3015 0.2955 0.2975 0.2885 0.3040 0.2900 0.3000 0.2830 * Measurement Uncertainty of the Color Coordinates is ±0.005 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 H20 G20 F20 E20 D20 C20 B20 A20 Color Coordinate x H30 G30 F30 E30 D30 C30 B30 A30 |