công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF0A36C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STF0A36C
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Best lm/W in Full Color Products
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STF0A36C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seoul Semiconductor

  STF0A36C Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STF0A36C Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
STF0A36C
– Full Color LED
Product Data Sheet
Product Brief
Description
Key Applications
Features and Benefits
www.seoulsemicon.com
Rev 1.0, Oct 22, 2018
1
•
Advertising light
•
Electric appliance
•
Other decoration lighting
•
Reflector type package
•
Market standard 3528 package
•
3 chips in a package
•
Low Thermal Resistance
•
Red, Green, Blue color & White balance
•
UL certification
•
RoHS compliant
RoHS
Table 1. Product Selection Table
The Best lm/W in Full Color Products
Full Color LED - 3528 Series
STF0A36C (Full Color)
•
This surface-mount LED comes in
standard package dimension
(3.5mmx2.8mmx0.7mm). It has a
substrate made up of a molded plastic
reflector sitting on top of a bent lead
frame. The die is attached within the
reflector cavity and the cavity is
encapsulated by silicone.
•
The package design coupled with
careful selection of component
materials allow these products to
perform with high reliability.
Part Number
Dominant wavelength [nm]
Color
Min.
Typ.
Max.
STF0A36C
Red
-
620
-
Green
-
525
-
Blue
-
457
-


Số phần tương tự - STF0A36C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STF0A36B SEOUL-STF0A36B Datasheet
986Kb / 21P
The Best lm-W in Full Color Products
More results

Mô tả tương tự - STF0A36C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STF0A36B SEOUL-STF0A36B Datasheet
986Kb / 21P
The Best lm-W in Full Color Products
STW8Q14YE SEOUL-STW8Q14YE Datasheet
1Mb / 33P
Enabling the best lm-W in Mid Power Range
STW9Q14D SEOUL-STW9Q14D Datasheet
1Mb / 31P
Enabling the best lm-W in Mid Power Range
E2-STW8Q14D SEOUL-E2-STW8Q14D Datasheet
1Mb / 31P
Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
SAW8Q24D SEOUL-SAW8Q24D Datasheet
1Mb / 31P
Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
SFT825G-S SEOUL-SFT825G-S Datasheet
1,018Kb / 32P
Enabling the best lm/W in Mid Power Range
STW7Q14D-E3 SEOUL-STW7Q14D-E3 Datasheet
864Kb / 23P
Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW9Q14D-E3 SEOUL-STW9Q14D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14D-E4 SEOUL-STW8Q14D-E4 Datasheet
953Kb / 26P
Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14D-E3 SEOUL-STW8Q14D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com