công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STG0A2PD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STG0A2PD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mid-Power LED -3528 Series
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STG0A2PD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STG0A2PD Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor STG0A2PD Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STG0A2PD
– Mid-Power LED
8
Rev2.0, Aug 24, 2020
Color Bin Structure
*Notes :
(1) Calculated performance values are for reference only.
•
All measurements were made under the standardized environment of Seoul Semiconductor.
In order to ensure availability, single color rank will not be orderable.
Table 4. Bin Code description, T
j=25℃, IF=60mA
Part Number
Luminous Flux
(lm)
Dominant
Wavelength
(nm)
Typical Forward Voltage
(V)
Bin
Code
Min.
Max.
Bin
Code
Min.
Max.
Bin
Code
Min.
Max.
STG0A2PD
M2
12.0
14.0
G0
510.0
515.0
Y2
2.8
2.9
M3
14.0
16.0
G1
515.0
520.0
Y3
2.9
3.0
M4
16.0
18.0
G2
520.0
525.0
Z1
3.0
3.1
M5
18.0
20.0
G3
525.0
530.0
Z2
3.1
3.2
M6
20.0
22.0
Z3
3.2
3.3
A1
3.3
3.4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com