công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPB05F0D bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện SPB05F0D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

SPB05F0D bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor

Back Button SPB05F0D Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor SPB05F0D Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
www.seoulsemicon.com
8
Product Data Sheet
Rev1.2, Sep. 2019
Color Bin Structure
Table 3. Bin Code Description
Wavelength IF = 1400mA
Color
Bin
Dominant Wavelength
[nm]
Blue
B1
449 ~ 453
B2
453 ~458
Brightness IF = 1400mA
Color
Bin
Flux [lm]
Radiant Power [mW]
Blue
BB
-
1,150 ~ 1,400
BC
-
1,400 ~ 1,800
BD
-
1,800 ~ 2,300



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com