công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTD8201 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTD8201
Giải thích chi tiết về linh kiện  White LED Step-up Converter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTD8201 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTD8201 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 7Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 8Page - First Silicon Co., Ltd FTD8201 Datasheet HTML 9Page - First Silicon Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2014. 01. 04
2/10
Revision No : 0
FTD8201
Pin Assignments
Pin Description
Pin Number
Pin Name
Description
1
SW
Power Switch Output. Connect the inductor and the blocking Schottky diode to SW.
2
GND
Ground
3
FB
Feedback input pin. The reference voltage at this pin is 104mV. Connect the cathode
of the lowest LED to FB and a current sense resistor between FB and GND.
4
EN
Enable pin. A high input at EN enables the device and a low input disables the
devices. When not used, connect EN to the input source for automatic startup.
5
OV
Over Voltage Input. OV measures the output voltage for open circuit protection.
Connect OV to the output at the top of the LED string.
6
IN
Input Supply Pin. Must be locally bypassed.
FTD8201



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com