công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

533621 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 533621
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pick and place machine
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

533621 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  533621 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. 533621 Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Pick and place machine
HSP-25-AS
Part number: 533621
Data sheet
Feature
Value
Size
25
Y-stroke
130 mm ... 170 mm
Z-stroke
50 mm ... 70 mm
Z working stroke
25 mm
Type code
HSP
Cushioning
Pneumatic shock absorber at both ends
Soft characteristic curve
Mounting position
Guide rail
Vertical
Design
Actuator shaft
Cross guide
Positively driven motion sequence
Position sensing
For proximity sensor
Protection against torsion/guide
Cross guide
Minimum cycle time
1 s
Repetition accuracy
±0.02 mm
Operating medium
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information on operating and pilot media
Operation with oil lubrication possible (required for further use)
Ambient temperature
0 °C ... 60 °C
Max. driving torque on actuator shaft
5 Nm
Max. axial force at actuator shaft
50 N
Max. torque Mx dynamic
3.2 Nm
Max. static moment Mx
15 Nm
Max. torque My dynamic
3.2 Nm
Max. static moment My
15 Nm
Max. torque Mz dynamic
3.2 Nm
Max. static moment Mz
15 Nm
Max. payload
1.5 kg
Max. radial force on actuator shaft
120 N
Theoretical force at 6 bar
65 N
Product weight
6200 g
Front unit mounting
With through-hole
Type of mounting
With through-hole
With slot nuts
Note on materials
Free of copper and PTFE
Base plate material
Wrought aluminum alloy
Cross guide material
Tempered steel
2/16/21 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
1/2


Số phần tương tự - 533621

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Aavid, Thermal Division...
533621B02552G AAVID-533621B02552G Datasheet
8Mb / 116P
Channel style heat sink with folded back fins
More results

Mô tả tương tự - 533621

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
HSP-12-AP-WR FESTO-HSP-12-AP-WR Datasheet
99Kb / 2P
Pick and place machine
HSP-16-AS FESTO-HSP-16-AS Datasheet
86Kb / 2P
Pick and place machine
HSP-25-AP-SD FESTO-HSP-25-AP-SD Datasheet
83Kb / 2P
Pick and place machine
HSP-25-AP-SD-WR FESTO-HSP-25-AP-SD-WR Datasheet
84Kb / 2P
Pick and place machine
HSW-10-AP FESTO-HSW-10-AP Datasheet
81Kb / 2P
Pick and place machine
HSW-10-AP-SD FESTO-HSW-10-AP-SD Datasheet
79Kb / 2P
Pick and place machine
HSW-10-AS FESTO-HSW-10-AS Datasheet
71Kb / 2P
Pick and place machine
HSW-10-AS-SD FESTO-HSW-10-AS-SD Datasheet
80Kb / 2P
Pick and place machine
HSW-12-AP-SD-AW FESTO-HSW-12-AP-SD-AW Datasheet
82Kb / 2P
Pick and place machine
HSW-12-AS FESTO-HSW-12-AS Datasheet
71Kb / 2P
Pick and place machine
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com