công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GLS86FC064G1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Greenliant systems

tên linh kiện GLS86FC064G1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Grade mSATA ArmourDrive EX Series
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GREENLIANT [Greenliant systems]
Trang chủ  https://www.greenliant.com/
Logo GREENLIANT - Greenliant systems

GLS86FC064G1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Greenliant systems

  GLS86FC064G1 Datasheet HTML 1Page - Greenliant systems GLS86FC064G1 Datasheet HTML 2Page - Greenliant systems GLS86FC064G1 Datasheet HTML 3Page - Greenliant systems GLS86FC064G1 Datasheet HTML 4Page - Greenliant systems GLS86FC064G1 Datasheet HTML 5Page - Greenliant systems GLS86FC064G1 Datasheet HTML 6Page - Greenliant systems GLS86FC064G1 Datasheet HTML 7Page - Greenliant systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Factsheet 02.000
January 2020
These specifications are subject to change without notice.
01/03/2020
© 2020 Greenliant
5
S71468-01
GLS FS0019 Rev. 00
GLS86FCxxxG1 / GLS86FCxxxG8
Industrial Grade mSATA ArmourDrive™ EX Series
Valid Combinations
Valid product combinations are those that are in the mass production or will be in the mass production. Consult
your Greenliant sales representative to confirm availability of the valid combinations and to determine availability
of new product combinations.
Table 3-1:
Capacity
Operating Temperature
Part Number
Form Factor
4GB
Industrial (-40°C to 85°C)
GLS86FC004G1-I-BN007
JEDEC MO-300 (full length)
8GB
Industrial (-40°C to 85°C)
GLS86FC008G1-I-BN007
JEDEC MO-300 (full length)
GLS86FC008G8-I-BN008
16GB
Industrial (-40°C to 85°C)
GLS86FC016G1-I-BN007
JEDEC MO-300 (full length)
GLS86FC016G8-I-BN008
32GB
Industrial (-40°C to 85°C)
GLS86FC032G1-I-BN007
JEDEC MO-300 (full length)
GLS86FC032G8-I-BN008
64GB
Industrial (-40°C to 85°C)
GLS86FC064G1-I-BN007
JEDEC MO-300 (full length)
GLS86FC064G8-I-BN008
128GB
Industrial (-40°C to 85°C)
GLS86FC128G1-I-BN007
JEDEC MO-300 (full length)
GLS86FC128G8-I-BN008



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com