công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPM-9430 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Broadcom Corporation.

tên linh kiện ACPM-9430
Giải thích chi tiết về linh kiện  LTE Band 7 MIPI ET PA 2.0 mm 횞 2.5 mm Power Amplifier Module
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOARDCOM [Broadcom Corporation.]
Trang chủ  http://www.broadcom.com
Logo BOARDCOM - Broadcom Corporation.

ACPM-9430 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Broadcom Corporation.

  ACPM-9430 Datasheet HTML 1Page - Broadcom Corporation. ACPM-9430 Datasheet HTML 2Page - Broadcom Corporation. ACPM-9430 Datasheet HTML 3Page - Broadcom Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Avago Technologies
- 1 -
Description
The ACPM-9430 is a fully matched 10-pin surface mount power
amplifier module developed for LTE Band30. The 2 mm ×
2.5 mm form-factor package is self contained, and it
incorporates 50-ohm input and output matching networks.
The ACPM-9430 features CoolPAM circuit technology that
supports two power modes—low and high. The CoolPAM is a
stage bypass technology that enhances PAE (power added
efficiency) at low power range.
The power amplifier is manufactured on an advanced InGaP
HBT (hetero-junction bipolar transistor) MMIC (microwave
monolithic integrated circuit) technology that offers
state-of-the-art reliability, temperature stability, and
ruggedness.
Features
Thin package (0.82 mm typical)
Small size (2 mm × 2.5 mm)
Excellent linearity in envelope tracking mode
High efficiency at peak power envelope power
Compatible with MIPI RFFE
Two-mode power
Quiescent current control for high power mode and low
power mode
Ten-pin surface mounting package
Internal 50-ohm matching networks for both RF input and
output
Separate drive and output VCC supplies
Low bypass capacitance
Green –Lead-free and RoHS compliant
Application
LTE Band 30
Ordering Information
Part Number
Number of
Devices
Container
ACPM-9430-TR1
1,000
178 mm (7 in.) tape/reel
ACPM-9430
LTE Band 7 MIPI ET PA
2.0 mm × 2.5 mm
Power Amplifier Module
Product Brief


Số phần tương tự - ACPM-9430

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ACPM-9430 AVAGO-ACPM-9430 Datasheet
168Kb / 3P
Power Amplifier Module
logo
Broadcom Corporation.
ACPM-9430-TR1 BOARDCOM-ACPM-9430-TR1 Datasheet
168Kb / 3P
Power Amplifier Module
More results

Mô tả tương tự - ACPM-9430

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TQM700017 TRIQUINT-TQM700017 Datasheet
143Kb / 1P
Band 17 LTE PA Module
TQM700013 TRIQUINT-TQM700013_15 Datasheet
708Kb / 10P
Band 13 LTE PA Module
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY77778-11 SKYWORKS-SKY77778-11 Datasheet
92Kb / 2P
Power Amplifier Module for LTE FDD Band 7
SKY77778-21 SKYWORKS-SKY77778-21 Datasheet
94Kb / 2P
Power Amplifier Module for LTE FDD Band 7
SKY77778-51 SKYWORKS-SKY77778-51 Datasheet
92Kb / 2P
Power Amplifier Module for LTE FDD Band 7
SKY77814-11 SKYWORKS-SKY77814-11 Datasheet
104Kb / 2P
Power Amplifier Module for LTE FDD Band 7
logo
Broadcom Corporation.
ACPM-9301 BOARDCOM-ACPM-9301 Datasheet
165Kb / 3P
TD-SCDMA/LTE B34/B39 MIPI APT PA 2.0 mm 횞 2.5 mm Power Amplifier Module
AJAV-6751 BOARDCOM-AJAV-6751 Datasheet
164Kb / 3P
WCDMA/HSPA Band 1 and Band 5 3.0 mm 횞 4.2 mm Dual-Band Power Amplifier Module
AJAV-6752 BOARDCOM-AJAV-6752 Datasheet
163Kb / 3P
WCDMA/HSPA Band 2 and Band 5 3.0 mm 횞 4.2 mm Dual-Band Power Amplifier Module
AJAV-6781 BOARDCOM-AJAV-6781 Datasheet
163Kb / 3P
WCDMA/HSPA Band 1 and Band 8 3.0 mm 횞 4.2 mm Dual-Band Power Amplifier Module
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com