công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2104 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - 3M Electronics

tên linh kiện 2104
Giải thích chi tiết về linh kiện  3M??Scotchcast??Electrical Insulating Resin 2104
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  3M [3M Electronics]
Trang chủ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

2104 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - 3M Electronics

  2104 Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics 2104 Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics 2104 Datasheet HTML 3Page - 3M Electronics 2104 Datasheet HTML 4Page - 3M Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
3M™ Scotchcast™ Electrical Insulating Resin 2104
2 of 4
Typical Physical
and Electrical
Properties
Not for specifications. Values are typical, not to be considered minimum or maximum.
Properties measured at room temperature 73°F (23°C) unless otherwise stated.
Physical Properties (Test Method)
Typical Value
US units (metric)
Color
Green
Hardness (ASTM D2240)
70 Shore A
Density (ASTM D792)
0.596 oz/in3 (1,03 g/cu.cm.)
Tensile Strength (ASTM D412)
444 psi (3.06 MPa)
Elongation (ASTM D412)
98%
Glass Transition Temperature (ASTM E1356-03)
-94ºF (-70ºC)
Maximum Exotherm, (100g) (ASTM D2471-99)
150ºF (65ºC)
Gel Time (ASTM D2471-99)
18 minutes
Viscosity (cP) @ 77°F (25°C) (3M Method TM-173)
Part A Prepolymer
Part B Polyol
1,000 - 2,300
450 - 750
Specific Gravity (ASTM D891)
Part A Prepolymer
Part B Polyol
1.04
1
Moisture Absorption
0.28% wt. gain in 168 hrs
Adhesion to Metals (lb/in2) (3M TM-456)
Copper
411.6
Brass
285.1
Steel
558
Aluminum
207.03
Adhesion to Cable Jackets (lb/in2) (3M TM-457)
Vinyl
10.5
Neoprene
140.8
Nylon
>25.5
XLPE
221.5
Electrical Properties (Test Method)
Typical Value
Dielectric Strength (ASTM D149)
524 V/mil
Dielectric Constant, @ 60Hz (ASTM D150)
4.59 pf@ 73ºF (23ºC)
6.8 pf @194ºF (90ºC)
Dissipation Factor, @ 60Hz (ASTM D150)
9.1% @ 73ºF (23ºC)
>200% @194ºF (90ºC)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com