| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XIO2000AI bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000AI bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments |
|
15 / 165 page ![]() Introduction 6 April 2007 Revised October 2008 SCPS155C Table 2−1. GZZ/ZZZ Terminals Sorted Alphanumerically BGA BALL # SIGNAL NAME BGA BALL # SIGNAL NAME BGA BALL # SIGNAL NAME A02 AD11 C17 REFCLK+ H10 VSS A03 AD9 D01 C/BE[1] H11 VSS A04 VCCP D02 AD15 H14 VDD_15 A05 AD6 D03 VSS H15 VSSA A06 AD4 D07 AD3 H16 TXN A07 AD0 D08 VSS H17 TXP A08 GNT0 D09 VDD_15 J01 VCCP A09 GNT1 D10 VDD_33 J02 AD19 A10 GNT2 D11 VSS J03 AD18 A11 CLKOUT3 D15 VDDA_33 J04 VDD_15 A12 CLKOUT4 D16 RSVD J07 VSS A13 CLKOUT5 D17 RSVD J08 VSS A14 GNT5 E01 SERR J09 VSS A15 EXT_ARB_EN E02 PAR J10 VSS A16 REFCLK_SEL E03 VDD_33 J11 VSS B01 AD12 E15 VSSA J14 VDDA_15 B03 AD10 E16 RXN J15 VDDA_15 B04 C/BE[0] E17 RXP J16 VSSA B05 AD7 F01 DEVSEL J17 PERST B06 AD5 F02 STOP K01 AD20 B07 AD1 F03 PERR K02 AD21 B08 REQ0 F15 VSSA K03 AD22 B09 CLKOUT1 F16 VSSA K04 VSS B10 CLKOUT2 F17 VDDA_15 K07 VSS B11 REQ3 G01 FRAME K08 VSS B12 REQ4 G02 IRDY K09 VSS B13 REQ5 G03 TRDY K10 VSS B14 CLKOUT6 G04 VSS K11 VSS B15 CLKRUN_EN G07 VSS K14 VDD_33_AUX B17 VSSA G08 VSS K15 VDDA_33 C01 AD14 G09 VSS K16 VDD_33_COMB C02 AD13 G10 VSS K17 VSS C04 AD8 G11 VSS L01 AD23 C05 VSS G14 VSSA L02 C/BE[3] C06 VDD_33 G15 VDDA_15 L03 AD24 C07 AD2 G16 VSSA L04 AD25 C08 CLKOUT0 G17 VSS L07 VSS C09 REQ1 H01 C/BE[2] L08 VSS C10 REQ2 H02 AD17 L09 VSS C11 GNT3 H03 AD16 L10 VSS C12 GNT4 H04 VDD_33 L11 VSS C13 VDD_33 H07 VSS L14 VDD_33_COMBIO C14 VSS H08 VSS L15 VSSA C16 REFCLK− H09 VSS L16 REF0_PCIE |