công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTK2501DFN22 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTK2501DFN22
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK2501DFN22 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK2501DFN22 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK2501DFN22 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK2501DFN22 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK2501DFN22 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK2501DFN22 Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2017. 3. 18
5/5
Revision No : 0
FTK2501DFN2020
DFN2020-6
DIMENSION OUTLINE: Unit:mm
0.65
0.30±0.05
0.95±0.05
Bottom View
Side View
2.00±0.05
Top View
MOUNTING FOOTPRINT*
RECOMMENDED
6X
0.43
2.30
1.10
0.66
1.25
0.65
6X
0.35
1
PACKAGE
OUTLINE
0.35
0.34
0.60



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com