công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTK2516DFN23 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTK2516DFN23
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V Dual N-Channel MOSFETs
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK2516DFN23 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK2516DFN23 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK2516DFN23 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK2516DFN23 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK2516DFN23 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK2516DFN23 Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd FTK2516DFN23 Datasheet HTML 6Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
20V Dual N-Channel MOSFETs
DFN2X3 RECOMMENDED LAND PATTERN
1
1.6
6
0.5
0.5
0.3
unit : mm
2019. 12. 26
6/6
Revision No : 0
FTK2516DFN23



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com