công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC3356SC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SHIKUES Electronics

tên linh kiện 2SC3356SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon RF Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
Trang chủ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics

2SC3356SC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SHIKUES Electronics

  2SC3356SC Datasheet HTML 1Page - SHIKUES Electronics 2SC3356SC Datasheet HTML 2Page - SHIKUES Electronics 2SC3356SC Datasheet HTML 3Page - SHIKUES Electronics 2SC3356SC Datasheet HTML 4Page - SHIKUES Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ELE
Col
ECTRICAL
PARA
llector-base b
Collector c
Emitter cu
Transit
Output feed
Pow
Nois
CHARACT
AMETER
breakdown v
cut-off curren
ut-off curren
frequency
dback capacit
wer gain
se factor
ERISTICS (
SY
voltage
nt
nt
tor
|
(Ta=25℃ unl
YMBLE
M
VCBO
ICBO
IEBO
fT
Cre
S21e |2
NF
less otherwis
MIN. TYP.
20
7
0.65
11
1.3
 
se specified)
MAX.
U
0.1
0.1
UNIT
V
μA
μA
GHz
pF
VC
dB
V
dB
V
TEST CO
IC=1
VCB
VEB
VCE=10V
CB=10V,IE=
CE
=10V,IC=
VCE=10V,IC=
ONDITION
1.0μA
B
=10V
B
=1V
V,IC=20mA
=0mA,f=1M
=20mA,f=1G
=7mA,f=1G
MHz
GHz
GHz
2SC3356S
2 of 4
REV.08
Ty
ypical characcteristic curv
ves (TA =25℃)
1.8
11.5
Total Power Dissipation vs Ambient Temperature
Ta-Ambient Temperature (
°C)
Feed-back Capacitance vs Collector to Base Volltage
Vcb-Collector to Base Volltage -V
5



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com