công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

431 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - 3M Electronics

tên linh kiện 431
Giải thích chi tiết về linh kiện  3M™ Aluminum Foil Tape 431
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  3M [3M Electronics]
Trang chủ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

431 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - 3M Electronics

  431 Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics 431 Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics 431 Datasheet HTML 3Page - 3M Electronics 431 Datasheet HTML 4Page - 3M Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Family Group
ISO Statement
3M™ Aluminum Foil Tape 431
Storage and Shelf Life
Store under normal conditions of 60° to 80°F (16° to 27°C) and 40 to 60% R.H. in the original carton.
To obtain best performance, use this product within 24 months from date of manufacture.
Industry Speci cations
UL 723, Class “L” low ammability rating (File R 7311)
FAR 25.853(a)
References
Property
Values
3m.com Product Page
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-
Aluminum-Foil-Tape-431?N=5002385+3293241743&rt=rud
Safety Data Sheet (SDS)
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/SDS-search/results/?
gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=en_US&co=ptn&q=431
431
439
Color
Shiny Silver
Shiny Silver
Total Tape Thickness
(mm)
0.08
0.08
Backing Thickness (mm)
0.05
0.05
Backing
Aluminum Foil
Aluminum Foil
Adhesive
Acrylic
Acrylic
Tensile Strength (N/cm)
33.3
31.5
This Industrial Adhesives and Tapes Division product was manufactured under a 3M quality system registered to ISO 9001 standards.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com