| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L552VCU3QXXX bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU3QXXX bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics |
|
93 / 340 page ![]() - - 8E78E7 15 H2 26 - - 8 15 H2 26 PC0 I/O FT _fa - LPTIM1_IN1, OCTOSPI1_IO7, I2C3_SCL, LPUART1_RX, SDMMC1_D5, SAI2_FS_A, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC12_IN1 - - 9 F8 9 F8 16 G3 27 - - 9 16 G3 27 PC1 I/O FT _fa - TRACED0, LPTIM1_OUT, SPI2_MOSI, I2C3_SDA, LPUART1_TX, OCTOSPI1_IO4, SAI1_SD_A, EVENTOUT ADC12_IN2 - - 10 F7 10 F7 17 F3 28 - - 10 17 F3 28 PC2 I/O FT _a - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, DFSDM1_CKOUT, OCTOSPI1_IO5, EVENTOUT ADC12_IN3 Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |