| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L552VCI6PTR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCI6PTR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 340 page ![]() Contents STM32L552xx 4/340 DS12737 Rev 6 3.17.2 Extended interrupt/event controller (EXTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.18 Cyclic redundancy check calculation unit (CRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.19 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.20 Octo-SPI interface (OCTOSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.21 Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.21.1 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.21.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.21.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.22 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.23 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.24 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.25 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.26 Digital filter for sigma-delta modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.27 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.28 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.29 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.30 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.30.1 Advanced-control timer (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.30.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.30.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.30.4 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2 and LPTIM3) . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.30.5 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.30.6 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.30.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.31 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.32 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.33 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.34 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 74 3.35 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 75 3.36 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.37 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.38 Secure digital input/output and MultiMediaCards Interface (SDMMC) . . . 76 3.39 Controller area network (FDCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.40 Universal serial bus (USB FS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 |