công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G47PBY3TR bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G47PBY3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G47PBY3TR bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32G47PBY3TR Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 229 page
background image
Pinouts and pin description
STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE
60/229
DS12712 Rev 3
H5
-
-
-
30
G5
38
L7
53
PE7
I/O
TT_a
-
TIM1_ETR, FMC_D4,
SAI1_SD_B,
EVENTOUT
ADC3_IN4,
COMP4_INP
G5
-
-
-
31
H5
39
K7
54
PE8
I/O
FT_a
-
TIM5_CH3,
TIM1_CH1N,
FMC_D5,
SAI1_SCK_B,
EVENTOUT
ADC345_IN6,
COMP4_INM
F5
-
-
-
32
H6
40
J7
55
PE9
I/O
FT_a
-
TIM5_CH4,
TIM1_CH1, FMC_D6,
SAI1_FS_B,
EVENTOUT
ADC3_IN2
J4
-
-
-
33
K6
41
H7
56
PE10
I/O
FT_a
-
TIM1_CH2N,
QUADSPI1_CLK,
FMC_D7,
SAI1_MCLK_B,
EVENTOUT
ADC345_IN14
H4
-
-
-
34
J6
42
L8
57
PE11
I/O
FT_a
-
TIM1_CH2,
SPI4_NSS,
QUADSPI1_BK1_NC
S, FMC_D8,
EVENTOUT
ADC345_IN15
E5
-
-
-
35
G6
43
K8
58
PE12
I/O
FT_a
-
TIM1_CH3N,
SPI4_SCK,
QUADSPI1_BK1_IO0,
FMC_D9, EVENTOUT
ADC345_IN16
G4
-
-
-
36
K7
44
J8
59
PE13
I/O
FT_a
-
TIM1_CH3,
SPI4_MISO,
QUADSPI1_BK1_IO1,
FMC_D10,
EVENTOUT
ADC3_IN3
J3
-
-
-
37
J7
45
K9
60
PE14
I/O
FT_a
-
TIM1_CH4,
SPI4_MOSI,
TIM1_BKIN2,
QUADSPI1_BK1_IO2,
FMC_D11,
EVENTOUT
ADC4_IN1
F4
-
-
-
38
H7
46
L9
61
PE15
I/O
FT_a
-
TIM1_BKIN,
TIM1_CH4N,
USART3_RX,
QUADSPI1_BK1_IO3,
FMC_D12,
EVENTOUT
ADC4_IN2
Table 12. STM32G473xB/xC/xE pin definition (continued)
Pin Number
Alternate
functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More