công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L073CBU6DTR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L073CBU6DTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU Arm®-based Cortex®-M0, up to 192KB Flash, 20KB SRAM, 6KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DACs
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L073CBU6DTR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STM32L073CBU6DTR Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 157 page
background image
DS10685 Rev 6
13/157
STM32L073xx
Description
39
2.1
Device overview
Table 2. Ultra-low-power STM32L073xxx device features and peripheral counts
Peripheral
STM32L073
V8
STM32L073
CB
STM32L073
VB
STM32L073
RB
STM32L073
CZ
STM32L073
VZ
STM32L073
RZ
Flash (Kbytes)
64 Kbytes
128 Kbytes
192 Kbytes
Data EEPROM (Kbytes)
3 Kbytes
6 Kbytes
RAM (Kbytes)
20 Kbytes
Timers
General-
purpose
4
Basic
2
LPTIMER
1
RTC/SYSTICK/IWDG/WWDG
1/1/1/1
Commu-
nication
interfaces
SPI/I2S
6(4)(1)/1
I2C
3
USART
4
LPUART
1
USB/(VDD_USB)
1/(1)
GPIOs
84
37
84
51(2)
37(3)
84
51(2)
Clocks:
HSE/LSE/HSI/MSI/LSI
1/1/1/1/1
12-bit synchronized ADC
Number of channels
1
16
1
10
1
16(2)
1
10(3)
1
16(2)
12-bit DAC
Number of channels
2
2
LCD
COM x SEG
1
4x52 or
8x48
1
4x18
1
4x52 or
8x48
1
4x32 or
8x28(2)
1
4x18 or
4x21(3)
1
4x52 or 8x48
1
4x32 or
8x28(2)
Comparators
2
Capacitive sensing
channels
24
17
24
24(2)
17(3)
24
24(2)
Max. CPU frequency
32 MHz
Operating voltage
1.8 V to 3.6 V (down to 1.65 V at power-down) with BOR option 1.65 to 3.6 V without BOR option
Operating temperatures
Ambient temperature: –40 to +125 °C
Junction temperature: –40 to +130 °C
Packages
LQFP100,
UFBGA100
LQFP48,
UFQFPN48
LQFP100,
UFBGA100
LQFP64,
TFBGA64
LQFP48,
UFQFPN48,
WLCSP49
LQFP100,
UFBGA100
LQFP64,
TFBGA64
1. 4 SPI interfaces are USARTs operating in SPI master mode.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com