| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32MP157FAD1T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157FAD1T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 260 page ![]() Contents STM32MP157C/F 4/260 DS12505 Rev 5 3.19 Cyclic redundancy check calculation unit (CRC1, CRC2) . . . . . . . . . . . . 39 3.20 Flexible memory controller (FMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.21 Dual Quad-SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.22 Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.23 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.24 Digital temperature sensor (DTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.25 VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.26 Digital-to-analog converters (DAC1, DAC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.27 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.28 Digital filter for sigma delta modulators (DFSDM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.29 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.30 LCD-TFT display controller (LTDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.31 Display serial interface (DSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.32 True random number generator (RNG1, RNG2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33 Cryptographic and hash processors (CRYP1, CRYP2 and HASH1, HASH2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.34 Boot and security and OTP control (BSEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.35 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.35.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.35.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM12, TIM13, TIM14, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.35.3 Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.35.4 Low-power timer (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4, LPTIM5) . . . . . 49 3.35.5 Independent watchdog (IWDG1, IWDG2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.35.6 System window watchdog (WWDG1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.35.7 SysTick timer (Cortex-M4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.35.8 Generic timers (Cortex-A7 CNT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.36 System timer generation (STGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.37 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.38 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.39 Inter-integrated circuit interface (I2C1, I2C2, I2C3, I2C4, I2C5, I2C6) . . . 53 3.40 Universal synchronous asynchronous receiver transmitter (USART1, USART2, USART3, USART6 and UART4, UART5, UART7, UART8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.41 Serial peripheral interface (SPI1, SPI2, SPI3, SPI4, SPI5, SPI6)– inter- integrated sound interfaces (I2S1, I2S2, I2S3) . . . . . . . . . . 54 |